công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JB12F2002R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện JB12F2002R
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 1206 FAST ACTING FUSE
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

JB12F2002R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - YAGEO Corporation

  JB12F2002R Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation JB12F2002R Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Product Specification
JB12F Series
SMD 1206 Fast Acting Fuse
Circuit Protection
www.yageo.com
Jun. 25, 2023 V.0
JB12F Series DataSheet
Scope
This specification is applicable to over-current protection thick film fuse for 1206 fast acting series produced
by YAGEO corporation.
Applications
Dimensions
● LCD Displays
● Battery Packs
● Hard Disk Drives
Features
●Small Size,1206 SMD
● Operating temperature -55℃ to 125℃
● Excellent long-term stability
● Halogen Free
● Lead Free
Agency Approval
Recommended Land Patterns
Ordering Information
Part Number
Current
Rating
( A )
Voltage
Rating
( Vdc )
Interrupting
Typical DCR
( mΩ )1
Typical I2t
( A2s) 2
Marking
JB12F5000R
0.50A
63Vdc
50A@63Vdc
1029
0.008
0.5
JB12F7500R
0.75A
850
0.028
.75
JB12F1001R
1.0A
240
0.095
H
JB12F1501R
1.5A
125
0.24
K
JB12F2001R
2.0A
80
0.48
N
JB12F2501R
2.5A
38
0.91
O
JB12F3001R
3.0A
32
1.33
P
JB12F3501R
3.5A
25
1.74
R
JB12F4001R
4.0A
20
2.03
S
JB12F5001R
5.0A
13
3.98
T
JB12F6001R
6.0A
15.5
4.34
F
JB12F7001R
7.0A
11.5
5.26
7
JB12F8001R
8.0A
7.6
7.02
M
JB12F1002R
10A
5.5
12.5
U
Series
L
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
JB12F
3.20±0.20
1.60±0.20
0.65±0.20
0.50±0.20
Agency
File Number
Ampere Range
E531845
0.5A-40A
Series
L
(mm)
W
(mm)
D
(mm)
JB12F
4.56
2.03
1.52
JB12F1202R
12A
48Vdc
200A@48Vdc
5
18.4
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com