công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0830596 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0830596
Giải thích chi tiết về linh kiện  EML-ESD (35X6,5)R CUS - Equipment marking
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0830596 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0830596 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 0830596 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Equipment marking, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications,
mounting type: adhesive, text field height: 6.5 mm, text field width: 35 mm
Your advantages
The EML-ESD label is well suited for marking sensitive components on printed-circuit boards
•
The label includes an adhesive that dissipates static electricity, which prevents the transmission of electrostatic voltages and protects the
component
•
When combined with the right ink ribbon, the marking is highly resistant to solvents
•
The EML-ESD ... materials are UL-listed
•
Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EML-ESD ... markers in accordance with your requirements
•
Commercial data
Item number
0830596
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Product key
BG8141
Catalog page
Page 285 (C-5-2013)
GTIN
4046356720359
Weight per piece (including packing)
1.99 g
Weight per piece (excluding packing)
1.99 g
Country of origin
PL
EML-ESD (35X6,5)R CUS - Equipment marking
0830596
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0830596
Jun 5, 2025, 5:31AM
Page 1 (8)


Số phần tương tự - 0830596

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0830590 PHOENIX-0830590 Datasheet
198Kb / 8P
EML-ESD (15X15)R CUS - Equipment marking
0830591 PHOENIX-0830591 Datasheet
94Kb / 1P
EML-ESD (20X7)R CUS - Equipment marking
0830592 PHOENIX-0830592 Datasheet
198Kb / 8P
EML-ESD (24X4)R CUS - Equipment marking
0830593 PHOENIX-0830593 Datasheet
197Kb / 8P
EML-ESD (25X8)R CUS - Equipment marking
0830594 PHOENIX-0830594 Datasheet
199Kb / 8P
EML-ESD (25,4X12,7)R CUS - Equipment marking
More results

Mô tả tương tự - 0830596

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0830564 PHOENIX-0830564 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (8X8)R
0830565 PHOENIX-0830565 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (15X6)R
0830567 PHOENIX-0830567 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (20X7)R
0830568 PHOENIX-0830568 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (24X4)R
0830569 PHOENIX-0830569 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (25X8)R
0830571 PHOENIX-0830571 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (32X10)R
0830572 PHOENIX-0830572 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (35X6,5)R
0830574 PHOENIX-0830574 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (45X5)R
0830575 PHOENIX-0830575 Datasheet
47Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (50X10)R
0830584 PHOENIX-0830584 Datasheet
49Kb / 3P
Equipment marking - EML-ESD (35X6,5)RL-T
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com