công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLSF1060 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLSF1060
Giải thích chi tiết về linh kiện  Panel Circuit Indicator
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLSF1060 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TLSF1060 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLSF1060 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
TL(RF,SF,OF,YF,PYF,GF,FGF,PGF)1060(T18)
2006-05-30
1
TOSHIBA LED Lamps
TLRF1060(T18), TLSF1060(T18), TLOF1060(T18),
TLYF1060(T18), TLPYF1060(T18), TLGF1060(T18),
TLFGF1060(T18), TLPGF1060(T18)
Panel Circuit Indicator
• Surface-mount devices
• 2.2 (L) × 1.4 (W) × 1.3 (H) mm
• Flat-top type
• InGaAℓP LEDs
• High luminous intensity
• Low drive current, high-intensity light emission
• Colors: red, orange, yellow, green, pure green
• Pb free reflow soldering is possible
• Applications: automotive use, message signboards, backlighting
etc.
• Standard embossed tape packing: T18 (3000/reel)
8-mm tape reel
Color and Material
Unit: mm
JEDEC
―
JEITA
―
TOSHIBA
4-2F1
Weight: 0.01 g (typ.)
Product Name
Color
Material
TLRF1060
Red
TLSF1060
Red
TLOF1060
Orange
TLYF1060
Yellow
TLPYF1060
Yellow
TLGF1060
Green
TLFGF1060
Green
TLPGF1060
Pure Green
InGaAℓP


Số phần tương tự - TLSF1060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Electronic Com...
TLS AEC-TLS Datasheet
422Kb / 3P
electronic tilt switches
logo
C&K Components
TLS CK-COMPONENTS-TLS Datasheet
112Kb / 1P
Soft Sound Tact Switch
29 Jun 21
logo
Brady Worldwide, Inc.
TLS BRADY-TLS Datasheet
359Kb / 1P
TLS2200® Labeling System
logo
BetLux Electronics
TLS-1W-M35 BETLUX-TLS-1W-M35 Datasheet
162Kb / 2P
LED strip light, Mono color, 1W high power LED Module
REV NO: V.2
TLS-1W-M35PGC BETLUX-TLS-1W-M35PGC Datasheet
162Kb / 2P
LED strip light, Mono color, 1W high power LED Module
REV NO: V.2
More results

Mô tả tương tự - TLSF1060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLWJ1100 TOSHIBA-TLWJ1100 Datasheet
278Kb / 9P
Panel Circuit Indicator
01-Oct-2007
TLFGE19CP TOSHIBA-TLFGE19CP Datasheet
205Kb / 3P
Panel Circuit Indicator
TLRH1032 TOSHIBA-TLRH1032 Datasheet
302Kb / 17P
Panel Circuit Indicator
06-Jun-2006
TLRH1106 TOSHIBA-TLRH1106 Datasheet
327Kb / 14P
Panel Circuit Indicator
07-Jul-2006
TLGU13CP TOSHIBA-TLGU13CP Datasheet
257Kb / 7P
Panel Circuit Indicator
01-Oct-2007
TLGU53T TOSHIBA-TLGU53T_07 Datasheet
266Kb / 9P
Panel Circuit Indicator
TLOU123 TOSHIBA-TLOU123_07 Datasheet
193Kb / 6P
Panel Circuit Indicator
01-Oct-2007
TLOU180P TOSHIBA-TLOU180P_07 Datasheet
201Kb / 6P
Panel Circuit Indicator
TLOU267 TOSHIBA-TLOU267_07 Datasheet
180Kb / 4P
Panel Circuit Indicator
TLRM1108 TOSHIBA-TLRM1108 Datasheet
328Kb / 15P
Panel Circuit Indicator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com