| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA2416 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA2416 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 38 page ![]() List of tables STA2416 4/38 List of tables Table 1. Pin list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 2. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3. Operating ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 4. LVTTL DC input specification (3V<VDDIO<3.6V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. LVTTL DC output specification (3V<VDDIO<3.6V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 6. DC input specification (1.55V<VDD<1.95V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 7. DC output specification (1.55V<VDD<1.95V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 8. Typical power consumption of the STA2416 (VDD = VDD Flash = PLLVDD = 1.8V, VDDIO = 3.3V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 9. Low power modes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 10. WLAN HW signal assignment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 11. List of supported baud rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 12. PCM interface timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 13. GPIOs alternate functionalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 14. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 |