công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECWFD2W155KB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECWFD2W155KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Film Capacitors
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECWFD2W155KB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Panasonic Semiconductor

  ECWFD2W155KB Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECWFD2W155KB Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
ECWFD series
■ Rated voltage [DC] : 630 V, Capacitance tolerance : ±5 %(J), ± 10 %(K)
*□:Capacitance tolerance code
Note) Part number marked with bold is short lead space product.
*( ):Suffix for lead crimped
Rating · Dimensions · Quantity
1000
1200
-
1.0
800
1.5
1300
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
15.0
15.0
10.0
10.0
300
400
700
900
200
0.8
500
500
600
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
800
700
600
500
400
900
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
400
–
300
1000
22.5
22.5
22.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
22.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
15.0
15.0
15.0
15.0
22.5
15.0
10.0
10.0
10.0
15.0
24.7
26.2
27.7
29.1
30.9
Odd size
7.5 mm
10.0
10.0
10.0
10.0
16.4
18.0
18.5
21.3
22.5
23.5
23.1
ød
G
max.
0.6
0.6
0.6
28.9
17.7
18.3
19.2
19.3
20.5
21.5
21.1
20.7
22.1
23.9
19.2
24.2
27.1
14.2
14.3
15.5
16.5
17.7
16.1
12.7
13.3
22.7
7.5
7.5
ECWFD2J475□( )
ECWFD2J105Q( )
4.4
4.7
5.0
5.4
5.8
6.2
6.8
8.1
3.3
3.9
4.7
ECWFD2J823□( )
ECWFD2J155□( )
ECWFD2J185□( )
ECWFD2J225□( )
ECWFD2J275□( )
ECWFD2J335□( )
20.3
ECWFD2J564□( )
0.56
Min. order Q'ty (PCS)
ECWFD2J103□( )
0.01
13.0
0.6
0.6
0.6
0.6
Taping
10.0
ECWFD2J183□( )
0.018
12.6 5.9
14.0
14.0
7.5
10.0
ECWFD2J153□( )
Straight
Crimped
lead
Bulk
Straight
Crimped
lead
(Suffix Q)
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
06-Aug-24
22.5
15.0
22.5
ECWFD2J125□( )
1.2
25.3 8.4 13.5
18.5
20.5
ECWFD2J105□( )
1.0
ECWFD2J395□( )
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.7
1.5
18.3
ECWFD2J684□( )
0.68
0.12
0.22
ECWFD2J474□( )
0.47
ECWFD2J105P( )
ECWFD2J124□( )
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
12.6
12.6
12.6
17.8
10.3
11.2
12.4
13.8
15.3
16.6
6.0
6.6
7.8
9.3
9.2
ECWFD2J274□( )
ECWFD2J334□( )
0.33
0.27
ECWFD2J224□( )
ECWFD2J184□( )
0.18
ECWFD2J394□( )
0.39
15.0
8.4
17.8
17.8
17.8
19.7
1.8
2.2
2.7
25.3
25.3
17.8 11.2
4.9
5.6
14.9
0.082
0.10
13.1
15.0
17.8 7.1 12.0
17.0
19.0
12.6
12.6
14.2
14.6
16.4
16.0
16.5
15.2
13.7
13.4
11.0
11.5
12.6
12.6
12.6
ECWFD2J154□( )
0.15
15.7
12.6 7.4
15.7
17.8
13.7
14.2
14.6
15.2
21.2
ECWFD2J824□( )
0.82
17.8 10.2 15.1
20.1
22.1
ECWFD2J104□( )
ECWFD2J123□( )
0.012
12.6 5.2
13.2
13.2
7.5
ECWFD2J563□( )
ECWFD2J683□( )
0.068
ECWFD2J473□( )
16.0
16.0
0.047
0.056
12.8
13.1
13.4
ECWFD2J393□( )
0.039
12.6 8.0
7.5
10.0
10.0
7.5
ECWFD2J333□( )
0.033
12.6 7.5
15.5
15.5
7.5
ECWFD2J273□( )
0.027
12.6 6.9
14.9
ECWFD2J223□( )
0.022
12.6 6.4
14.4
14.4
0.015
12.6
12.6
Crimped
lead
(Suffix B)
Crimped
lead
(Suffix Q)
Part No.
Cap.
(μF)
L
max.
T
max.
H max.
F
S
Dimensions (mm)
Crimped
lead
(Suffix B)
1000
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.5
10.0
0.6
7.5
15.0
15.0
7.5
10.0
10.0
10.0
13.6
13.0
13.6
12.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com