công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC2952APW bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC2952APW
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUS TRANSCEIVER AND REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC2952APW bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC2952APW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74LVC2952APW Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com