công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL72026ASEHF bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL72026ASEHF
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver with Listen Mode and Loopback
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL72026ASEHF bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL72026ASEHF Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp ISL72026ASEHF Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 28 page
background image
FN8861 Rev. 1.00
Page 12 of 28
Jul 27, 2017
ISL72026ASEH
2. Specifications
Figure 15. Receiver Voltage Definitions
Figure 16. Receiver Test Circuit
Figure 17. Receiver Test Measurement Points
Table 3. Differential Input Voltage Threshold Test
Input
Output
Measured
VCANH
VCANL
R
VDIFF
-6.1V
-7V
L
900mV
12V
11.1V
L
900mV
-1V
-7V
L
6V
12V
6V
L
6V
-6.5V
-7V
H
500mV
12V
11.5V
H
500mV
-7V
-1V
H
6V
6V
12V
H
6V
Open
Open
H
X
CANH
CANL
R
GND
VCANH
VCANL
VDIFF
VO
CANH
CANL
R
GND
VIN
1.5V
15pF
VO
VIN = 125kHz, Duty Cycle 50%, tr = tf = 6ns, ZO = 50Ω
CL INCLUDES TEST SETUP CAPACITANCE
tPLH
90%
50%
10%
50%
tPHL
VIN
VO
VOH
VOL
2.9V
1.5V
2.2V
tr
tf



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com