công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7AM bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sensata Technologies, Inc.

tên linh kiện 7AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIGHTING, ELECTRICAL, THERMAL, BATTERY, MOTOR PROTECTION
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSATA [Sensata Technologies, Inc.]
Trang chủ  https://www.sensata.com/
Logo SENSATA - Sensata Technologies, Inc.

7AM bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sensata Technologies, Inc.

  7AM Datasheet HTML 1Page - Sensata Technologies, Inc. 7AM Datasheet HTML 2Page - Sensata Technologies, Inc. 7AM Datasheet HTML 3Page - Sensata Technologies, Inc. 7AM Datasheet HTML 4Page - Sensata Technologies, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.sensata.com
Page 3
Copyright © 2024 Sensata Technologies, Inc.
ORDERING OPTIONS
Example : 7AMXXXXX-XXX-X
Standard Operating Temperature
Terminal Configuration
Family
Temperature Tolerance
Physical Characteristics
Non-Standard Gasket Material (Optional)
A = Same end
B = Opposite end
7AM
XXX
X
X
XXX
X
5 = ±5°C
i.e. Wire leads, insulating sleeve
5 = High Seal / White
Operating Temp. °C
Low Resistance Bimetal
Disc
High Resistance Bimetal
Disc
Code
65
020
-
70
021
201
75
022
202
80
023
203
85
024
204
90
025
205
95
026
206
100
027
207
105
028
208
110
029
209
115
030
210
120
031
211
125
032
212
130
033
213
135
034
214
140
035
215
145
036
216
150
037
217
155
038
218
160
039
219
165
040
-
170
336
-
175
316
-
Some ratings may not have UL listing. Please consult agency file listings.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com