công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

08650121 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 08650121
Giải thích chi tiết về linh kiện  PremiumGrade Hand Crimp Tool for KK 3.96mm Terminals, 26-22 AWG
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.

08650121 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  08650121 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 08650121 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 08650121 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 08650121 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 08650121 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Low-Halogen Status
Not Relevant
REACH SVHC
Not Contained per ED/61/2018 (27
June 2018)
EU RoHS
Compliant per EU 2015/863
Compliance Statements
EU RoHS
REACH SVHC
Low-Halogen
Industry Documents
IPC 1752A Class C
IPC 1752A Class D
Molex Product Compliance Declaration
IEC-62474
chemSHERPA (xml)
Substances of Interest
PFAS
EU RoHS Certificate of Compliance
Additional Product Compliance Information
Part Details
General
Status
Active
Category
Crimp Presses and Crimp Hand
Tools
Series
207129
Description
PremiumGrade Hand Crimp Tool
for KK 3.96mm Terminals, 26-22
AWG
Comments
Field Repair, See Tooling
Specification (PDF) Above; Type: 2C
Function
Crimp
Geographic Area
Global
Level of Automation
Manual
More Detailed Tech Information
toolingsupport@molex.com
Product Name
PremiumGrade
Tool Type
Hand Crimp Tool
UPC
822350924245



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com