| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6743 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6743 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 17 page ![]() L6743, L6743Q Package mechanical data 15/17 Figure 10. Package dimensions Table 7. DFN10 mechanical data Dim. mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0.02 0.05 0.001 0.002 A2 0.70 0.028 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.23 0.30 0.007 0.009 0.012 D 3.00 0.118 D2 2.21 2.26 2.31 0.087 0.089 0.091 E 3.00 0.118 E2 1.49 1.64 1.74 0.059 0.065 0.069 e 0.50 0.20 L 0.3 0.4 0.5 0.012 0.016 0.020 M 0.75 0.295 m 0.25 0.098 |