công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BPS-SS-CVR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

tên linh kiện BPS-SS-CVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Coded-Magnet Sensors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHMERSAL [K.A. Schmersal GmbH & Co. KG]
Trang chủ  https://www.schmersal.com/en/home
Logo SCHMERSAL - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

BPS-SS-CVR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

  BPS-SS-CVR Datasheet HTML 1Page - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG BPS-SS-CVR Datasheet HTML 2Page - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG BPS-SS-CVR Datasheet HTML 3Page - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG BPS-SS-CVR Datasheet HTML 4Page - K.A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
136
BNS33 TECHNICAL DATA
For electrical ratings see page 139
Type Connection*
1 meter long LiYY4* 0.25mm2
(23AWG) pre-wired pigtail.
M8x1 quick-connect for versions
with “ST” suffix
Housing
Fiberglass reinforced thermoplastic
Switching Distance “S”*
“On”: 5mm (0.2")
“Off”: 15mm (0.6")
“On”: 8mm (0.3") (For BNS33S only)
“Off”: 18mm (0.7") (For BNS33S only)
Degree of Protection
IP67 (BNS33S: IP69k)
Operating Temperature
–13°F to +158°F (+178°F for BNS33S)
Operating Principle
Magnetic
Shock Resistance
30g/11ms
Vibration Resistance
10 to 55 Hz, amplitude 1mm
Conformity to Standards
CE, UL, CSA
VDE 0470 Part 1
IEC 529/EN60529
MECHANICAL SPECIFICATIONS
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
*Longer prewired cables available on request. Please consult factory.
*Without ferromagnetic material in vicinity of switch or magnet. The
proximity of ferrous material may affect switching distances.
BPS33 MISALIGNMENT ALLOWANCE
BNS33S MISALIGNMENT ALLOWANCE



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com