công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BK1-S500-1-R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cooper Bussmann, Inc.

tên linh kiện BK1-S500-1-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm x 20mm Fuses
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Trang chủ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

BK1-S500-1-R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  BK1-S500-1-R Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. BK1-S500-1-R Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Description
• Fast acting, low breaking capacity
• Optional Axial leads available
• 5mm x 20mm physical size
• Glass tube, nickel-plated brass endcap construction
• Designed to IEC 60127-2 (32mA-6.3A)
• RoHS Compliant version available (-R option)
Ordering
• Specify product code, option code and packaging code
• For -R option, drop mA or A from product code
(i.e. S500-2-R)
Agency Information
• UL Recognized Card: (160mA-10A) Guide JDYX2,
File E19180
• Semko Approval 160mA-400mA and 800mA-10A
• VDE Approval 160mA-10A
• BSI Approval 160mA-10A
• IMQ Approval 160mA-10A
• Ratings above 6.3A have a 0.8mm diameter lead
Dimensions
Drawing Not to Scale
SPECIFICATIONS
Voltage
Interrupting Rating
Typical DC
Typical
Maximum
Product Code
Rating
at Rated Voltage (50Hz)
Cold Resistance
Melting I2t (A2Sec)
Voltage
AC
AC
(ohms)*
AC†
Drop (mV)‡
S500-32mA
250V
35A
41.5
0.000047
3200
S500-40mA
250V
35A
25.5
0.00011
2500
S500-50mA
250V
35A
17.5
0.00020
2400
S500-63mA
250V
35A
12.9
0.00057
2000
S500-80mA
250V
35A
5.2
0.0012
1200
S500-100mA
250V
35A
3.9
0.003
1100
S500-125mA
250V
35A
2.9
0.005
1000
S500-160mA
250V
35A
9.2
0.008
2000
S500-200mA
250V
35A
7.0
0.016
1700
S500-250mA
250V
35A
4.5
0.28
1400
S500-315mA
250V
35A
3.2
0.58
1300
S500-400mA
250V
35A
1.9
0.18
1100
S500-500mA
250V
35A
0.27
0.18
220
S500-630mA
250V
35A
0.21
0.35
220
S500-800mA
250V
35A
0.15
0.67
190
S500-1A
250V
35A
0.13
0.60
200
S500-1.25A
250V
35A
0.098
0.84
200
S500-1.6A
250V
35A
0.068
1.6
190
S500-2A
250V
35A
0.044
4.2
150
S500-2.5A
250V
35A
0.035
6.1
150
S500-3.15A
250V
35A
0.026
13
130
S500-4A
250V
40A
0.022
22
130
S500-5A
250V
50A
0.015
42
120
S500-6.3A
250V
63A
0.010
69
120
S500-8A
250V
80A
N/A
N/A
N/A
S500-10A
250V
100A
N/A
N/A
N/A
*
DC Cold Resistance (Measured at <10% of rated current)
† Typical Melting I2t (I2t was measured at listed interrupting rating and rated voltage)
‡ Maximum Voltage Drop (Voltage drop was measured at 20°C ambient temperature at rated current)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1.5 In
2.1 In
2.75 In
4 In
10 In
In
min
max
min
max
min
max
max
32mA-100mA 60 min 30 min
10 ms 500 ms
3 ms
100 ms 20 ms
125mA-6.3A
60 min 30 min
50 ms
2 sec
10 ms
300 ms 20 ms
5mm x 20mm Fuses
S500 Series, Fast Acting, Glass Tube


Số phần tương tự - BK1-S500-1-R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eaton All Rights Reserv...
BK1-S505-1-25-R EATON-BK1-S505-1-25-R Datasheet
510Kb / 4P
5 mm x 20 mm, Ferrule time-delay, ceramic tube fuses
BK1-S505-1-6-R EATON-BK1-S505-1-6-R Datasheet
510Kb / 4P
5 mm x 20 mm, Ferrule time-delay, ceramic tube fuses
BK1-S505-1-R EATON-BK1-S505-1-R Datasheet
510Kb / 4P
5 mm x 20 mm, Ferrule time-delay, ceramic tube fuses
BK1-S505-10-R EATON-BK1-S505-10-R Datasheet
510Kb / 4P
5 mm x 20 mm, Ferrule time-delay, ceramic tube fuses
BK1-S505-12-R EATON-BK1-S505-12-R Datasheet
510Kb / 4P
5 mm x 20 mm, Ferrule time-delay, ceramic tube fuses
More results

Mô tả tương tự - BK1-S500-1-R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
S506-32MA ETC2-S506-32MA Datasheet
265Kb / 2P
5mm x 20mm Fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HTC-45M COOPER-HTC-45M Datasheet
58Kb / 1P
5mm x 20mm Fuseholders
S500-32-R COOPER-S500-32-R Datasheet
267Kb / 2P
5 x 20mm Fuses
GMD-125MA COOPER-GMD-125MA Datasheet
82Kb / 2P
5mm x 20mm Fuses
S501-2-R COOPER-S501-2-R Datasheet
102Kb / 2P
5mm x 20mm Fuses S501 Series, Fast Acting, Ceramic Tube
HTC-10M COOPER-HTC-10M Datasheet
68Kb / 1P
For 5 x 20mm Fuses
GMD-125-R COOPER-GMD-125-R Datasheet
447Kb / 2P
5 x 20mm Fuses
logo
LUMEX INC.
SSB-LX2450YW LUMEX-SSB-LX2450YW Datasheet
133Kb / 1P
5mm X 20mm 4 CHIP LIGHT BAR
SSB-LX2550GD LUMEX-SSB-LX2550GD Datasheet
130Kb / 1P
5mm X 20mm 4 CHIP LIGHT BAR
SSB-LX2550SGD LUMEX-SSB-LX2550SGD Datasheet
53Kb / 1P
5mm X 20mm 4 CHIP LIGHT BAR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com