công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3FTL6801F034 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - APEM Components, Inc.

tên linh kiện 3FTL6801F034
Giải thích chi tiết về linh kiện  basic switch modules
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTIMEC [APEM Components, Inc.]
Trang chủ  https://www.apem.com/idec-apem/en_IN
Logo MULTIMEC - APEM Components, Inc.

3FTL6801F034 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - APEM Components, Inc.

  3FTL6801F034 Datasheet HTML 1Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 2Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 3Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 4Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 5Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 6Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 7Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 8Page - APEM Components, Inc. 3FTL6801F034 Datasheet HTML 9Page - APEM Components, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
multimec®
mec Industriparken 23 . P.o. Box 26 . DK-2750 Ballerup . Denmark
Tel.: +45 44 97 33 66 . Fax: +45 44 68 15 14 . E-mail: danmec@mec.dk . www.mec.dk.
HOW TO ORDER
Dimensions (w/LED)
Dimensions (through-hole)
Dimensions (SMD)
Dimensions (Bezel)
(Optional)
Min. 10.16
Max 12.5
7.6
±0.5
14.3
14.3
14.3
14.0
7.6
Min. 10.16
Max 12.5
Switch
Cap
Cap transparent
Bezel
Bezel
Mounting
T through-hole
S surface mount
00 blue
02 green
03 grey
04 yellow
06 white
08 red
09 black
03 grey
06 white
08 red
09 black
L6 low temp.
H9 high temp.
Standard versions:
3FTL6
3FTH9
3FSH9
3FSH9R
3F
1
+
K1 6
1K1 1 1 6
2K
2K
Switch
Ordering example: 3FTL688 + 1K1116
Mounting
T through-hole
03 grey
06 white
08 red
09 black
LED
23 green
44 yellow
88 red
L6 low temp.
H9 high temp.
Standard versions:
3FTL622
3FTL644
3FTL688
3F
T
+
ø = 0.9
2.54
10.16
ø = 0.9
2.54
10.16
2.5
12.5
Technical Data:
- through-hole or SMD
- 50mA/24VDC
- single pole/momentary
- 10.000.000 operations life time
- IP67 sealing
- temperature range:
low temp:
high temp:
PCB layout
PCB layout
(top view)
PCB layout
3F + 1K + 2K
16.4
14.6
17.75
+
+
7.6
±0.5
0.8
0.8
0.3
0.8
0.3
-40/+115ºC
-40/+160ºC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com