công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATMEGA3208 bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Microchip Technology

tên linh kiện ATMEGA3208
Giải thích chi tiết về linh kiện  megaAVR® 0-series
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

ATMEGA3208 bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Microchip Technology

Back Button ATMEGA3208 Datasheet HTML 53Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 54Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 55Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 56Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 57Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology ATMEGA3208 Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 68 page
background image
Figure 6-67. OSC20M Internal Oscillator: Frequency vs. Calibration Value (VDD=3V)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
0
16
32
48
64
80
96
112
128
OSCCAL [x1]
Temperature [°C]
-40
-20
0
25
70
85
105
125
Figure 6-68. OSC20M Internal Oscillator: Frequency vs. Temperature
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20.0
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature [°C]
Vdd [V]
1.8
2.2
2.7
3
3.6
5
5.5
ATmega3208/4808 – 32-pin Data Sheet
Typical Characteristics
© 2018 Microchip Technology Inc.
Datasheet Preliminary
DS40002017A-page 57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com