công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AISC-402-2N4K-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện AISC-402-2N4K-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic Wire Wound Inductors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

AISC-402-2N4K-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Abracon Corporation

  AISC-402-2N4K-T Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation AISC-402-2N4K-T Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation AISC-402-2N4K-T Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation AISC-402-2N4K-T Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation AISC-402-2N4K-T Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
REFLOW PROFILE:
AISC-0402
Ceramic Wire Wound Inductors
1.19 x 0.64 x 0.66mm
Pb RoHS / RoHS II Compliant
1~2 C/sec. Ramp
Pre-heating: 150~190 C/120±30 sec.
Time above 240 C: 20~60sec
Peak temperature: 260 C Max./10sec.
Solder paste: Sn/3.0Ag/0.5Cu
Max.2 times for re-flowing
ABRACON IS
ISO9001-2015
CERTIFIED
5101 Hidden Creek Ln Spicewood TX 78669
Phone: 512-371-6159 | Fax: 512-351-8858
For terms and conditions of sales, please visit:
www.abracon.com
REVISED: 1-21-21



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com