công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5372EBZ bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5372EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Board for AD5370/AD5372/AD5373
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5372EBZ bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
EVAL-AD5370/2/3EBZ
Preliminary Technical Data
Rev. PrC | Page 12 of 12
EB07010-0-5/08(PrC)
Name
Part Type
Value
PCB Decal
Part Description
Stock Code1
C5, C6, C7,
C8, C9, C10,
C12, C13,
C14, C15,
C16, C18,
C19, C20,
C22, C24,
C26, C28,
C30, C32,
C34, C36,
C40, C41,
C43, C44
CAP
0.1uF
0603
50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor
FEC 882-0023
R7
RES
1k
0603
SMD Resistor
FEC 911-239
R2, R4, R5
RES
10k
0603
SMD Resistor
FEC 911-355
R3, R6, R8, R9,
R13, R15
RES
100k
0603
SMD Resistor
FEC 911-471
1FEC refers to Farnell In One (www.farnell.com). Digi-Key refers to Digi-Key Corporation (www.digikey.com)
)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com