công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

79L05C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Silicon Supplies

tên linh kiện 79L05C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Linear Voltage Regulator
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SS [Silicon Supplies]
Trang chủ  https://siliconsupplies.com/
Logo SS - Silicon Supplies

79L05C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Silicon Supplies

  79L05C Datasheet HTML 1Page - Silicon Supplies 79L05C Datasheet HTML 2Page - Silicon Supplies 79L05C Datasheet HTML 3Page - Silicon Supplies 79L05C Datasheet HTML 4Page - Silicon Supplies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Linear Voltage Regulator – 79L05C
Negative Fixed 5V Voltage Regulator in bare die form
±5% VOUT tolerance
100mA Output Current
Internal thermal overload protection
Internal short circuit current limit
Die Size (Unsawn)
1000 x 940
39 x 37
µm
mils
Minimum Bond Pad Size
110 x 110
4.33 x 4.33
µm
mils
Die Thickness
280 (±20)
11 (±0.8)
µm
mils
Top Metal Composition
Al-Si-Cu 3µm
Back Metal Composition
N/A – Bare Si
Full Military Temperature Range
Positive Voltage complement is 78L05C
Rev 1.0
01/05/25
Description
Features:
Ordering Information
79L05C 5V fixed 3-terminal negative voltage regulator
delivers up to 100mA output current & is equipped with
internal limiting + thermal shutdown features for
overload immunity. Implementing this device at point-
of-source removes the complexity of single point
regulation methods + reduces noise. In replacement
of a Zener diode/resistor combination, the device
improves output impedance by x2 order of magnitude
and delivers lower bias current with lower noise. The
79L05C can also be used with power-pass elements to
make high-current voltage regulators
.
Die Dimensions in µm (mils)
The following part suffixes apply:
No suffix - MIL-STD-883 /2010B Visual Inspection
“H” - MIL-STD-883 /2010B Visual Inspection
+ MIL-PRF-38534 Class H LAT
“K” - MIL-STD-883 /2010A Visual Inspection (Space)
+ MIL-PRF-38534 Class K LAT
LAT = Lot Acceptance Test.
For further information on LAT process flows see below.
www.siliconsupplies.com\quality\bare-die-lot-qualification
Supply Formats:
Mechanical Specification
1000 (39)
Default – Die in Waffle Pack (400 per tray capacity)
Sawn Wafer on Tape – On request
Unsawn Wafer – On request
With Ti/Ni/Ag Back Metal – On request
In Metal or Ceramic package – On request
Page 1 of 4
www.siliconsupplies.com


Số phần tương tự - 79L05C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Supplies
79L05C SS-79L05C Datasheet
193Kb / 4P
Linear Voltage Regulator
Rev 1.0 11/15/19
More results

Mô tả tương tự - 79L05C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
LA0001C SSDI-LA0001C Datasheet
204Kb / 3P
Linear Voltage Regulator
LA0001C SSDI-LA0001C_15 Datasheet
204Kb / 3P
Linear Voltage Regulator
logo
Silicon Supplies
7805AC SS-7805AC Datasheet
711Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
7808 SS-7808 Datasheet
441Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
7809 SS-7809 Datasheet
481Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
7812 SS-7812 Datasheet
442Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
7812AC SS-7812AC Datasheet
442Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
7815 SS-7815 Datasheet
481Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
7905AC SS-7905AC Datasheet
423Kb / 5P
Linear Voltage Regulator
SIS1084L-ADJ SS-SIS1084L-ADJ Datasheet
299Kb / 4P
Linear Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com