công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U385CG bảng dữ liệu(PDF) 181 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U385CG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 144 DMIPS, 1 MB flash memory, 256 KB SRAM, SMPS, crypto
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U385CG bảng dữ liệu(HTML) 181 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U385CG Datasheet HTML 177Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 178Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 179Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 180Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 181Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 182Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 183Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 184Page - STMicroelectronics STM32U385CG Datasheet HTML 185Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 181 / 224 page
background image
Table 124. JTAG characteristics
Evaluated by characterization. Not tested in production.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
FTCK
TCK clock frequency
1.71 V ≤ VDDIOX ≤ 3.6 V
-
-
34
MHz
tisu(TMS)
TMS input setup time
-
4
-
-
ns
tih(TMS)
TMS input hold time
-
0.5
-
-
tisu(TDI)
TDI input setup time
-
1.5
-
-
tih(TDI)
TDI input hold time
-
0.5
-
-
tov(TDO)
TDO output valid time
1.71 V ≤ VDDIOX ≤ 3.6 V
-
13.5
14.5
toh(TDO)
TDO output hold time
-
8.5
-
-
Figure 65. JTAG timing diagram
CPHA=0
CPOL=0
CPHA=0
CPOL=1
MISO output
MOSI input
tsu(SI)
th(SI)
tw(SCKL)
tw(SCKH)
tc(SCK)
th(NSS)
tdis(SO)
tsu(NSS)
ta(SO)
tv(SO)
Next bits IN
Last bit OUT
First bit IN
First bit OUT
Next bits OUT
th(SO)
Last bit IN
NSS input
Table 125. SWD characteristics
Evaluated by characterization. Not tested in production.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
FSWCLK
SWCLK clock frequency
2.7 V ≤ VDDIOX ≤ 3.6 V
-
-
66
MHz
1.71 V ≤ VDDIOX ≤ 3.6 V
-
-
38
tisu(SWDIO)
SWDIO input setup time
-
2.5
-
-
ns
tih(SWDIO)
SWDIO input hold time
-
0.5
-
-
tov(SWDIO)
SWDIO output valid time
2.7 V ≤ VDDIOX ≤ 3.6 V
-
11.5
15
1.71 V ≤ VDDIOX ≤ 3.6 V
-
11.5
26
toh(SWDIO)
SWDIO output hold time
-
9.5
-
-
STM32U385xx
Electrical characteristics
DS14830 - Rev 2
page 181/224



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com