| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U385CG bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U385CG bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - STMicroelectronics |
|
72 / 224 page ![]() Pin number Alternate functions Additional functions - - - - - - - 43 L8 - - - - 46 M12 PE15 I/O FT_h - TIM1_BKIN, TIM1_CH4N, SPI1_MOSI, OCTOSPI1_IO3, EVENTOUT - - - - 27 F6 K4 - 44 M8 - 21 29 G7 47 L10 PB10 I/O FT_fh - TIM2_CH3, LPTIM3_CH1, I3C2_SCL, I2C2_SCL(boot), SPI2_SCK, I3C1_SCL, USART3_TX, LPUART1_RX, TSC_SYNC, OCTOSPI1_CLK, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT WKUP8 - - - - - M4 - 45 K8 - - - - - - PB11 I/O FT_fh - TIM2_CH4, I2C2_SDA(boot), SPI2_RDY, USART3_RX, LPUART1_TX, OCTOSPI1_NCS, COMP2_OUT, EVENTOUT - 20 20 M4 28 H5 P4 P4 46 M9 - - - - - - VLXSMPS S - - - - 21 21 N3 29 H6 R3 R3 47 M10 - - - - - - VDDSMPS S - - - - 22 22 L3 30 G6 N3 N3 48 L9 - - - - - - VSSSMPS S - - - - - - - - - - - - - - 22 30 H7 48 L11 VCAP S - - - - 23 23 M2 31 H7 P2 P2 49 K9 - - - - - - VDD11 S - - - - 24 24 L1 32 B2 N1 N1 50 C4 16 23 31 D4 49 F11 VSS S - - - - 25 25 N1 33 A1 R1 R1 51 K10 17 24 32 D2 50 G12 VDD S - - - - - - - - - M2 - - - - 25 33 H8 51 L12 PB12 I/O FT_fha - TIM1_BKIN, I3C1_SDA, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, I3C2_SDA, USART3_CK, LPUART1_RTS/ LPUART1_DE, TSC_G1_IO1, OCTOSPI1_NCLK, TIM15_BKIN, EVENTOUT - 26 26 K2 34 G8 L3 M4 52 L11 - 26 34 G8 52 K12 PB13 I/O FT_fha - TIM1_CH1N, LPTIM3_IN1, I3C1_SCL, I2C2_SCL, SPI2_SCK, I3C2_SCL, USART3_CTS/ USART3_NSS, LPUART1_CTS, TSC_G1_IO2, TIM15_CH1N, EVENTOUT - |