công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4727331 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 4727331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sub-base
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

4727331 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  4727331 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Sub-base
VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12
Part number: 4727331
General operating condition
Data sheet
Feature
Value
Mounting position
Any
Pilot air supply port
External
Internal
Operating pressure
0 MPa ... 1 MPa
Operating pressure
0 bar ... 10 bar
Explosion prevention and protection
Zone 1 (ATEX)
Zone 2 (ATEX)
Zone 21 (ATEX)
Zone 22 (ATEX)
Operating medium
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosion resistance class (CRC)
4 - Particularly high corrosion stress
LABS (PWIS) conformity
VDMA24364 zone III
Degree of protection
IP65
Type of mounting
With through-hole
Pilot air port 12
1/4 NPT
Pneumatic connection 1
1/4 NPT
Pneumatic connection 2
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatic connection 3
1/4 NPT
Note on materials
RoHS-compliant
Material of sub-base
Aluminum, ematal coated
Seals material
NBR
5/6/25 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
1/1


Số phần tương tự - 4727331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
47273-8001 MOLEX6-47273-8001 Datasheet
130Kb / 3P
2.54mm (.100") Pitch SIM Card Holder, 6 Circuits, SMT, 0.25um (10u") Gold (Au) Plating, with Staggered
logo
Festo Corporation.
4727328 FESTO-4727328 Datasheet
113Kb / 1P
Sub-base
More results

Mô tả tương tự - 4727331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
560979 FESTO-560979 Datasheet
71Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561001 FESTO-561001 Datasheet
76Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561007 FESTO-561007 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561011 FESTO-561011 Datasheet
74Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561016 FESTO-561016 Datasheet
93Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561023 FESTO-561023 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561026 FESTO-561026 Datasheet
76Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561006 FESTO-561006 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/2/22
561028 FESTO-561028 Datasheet
95Kb / 1P
Sub-base
8/2/22
561030 FESTO-561030 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/2/22
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com