| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ASD07 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ASD07 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation |
|
3 / 3 page ![]() Isolated and Regulated 7 WATT Modular DC/DC Converters a s d 0 7 series 300 Myles standish Blvd., Taunton, Ma 02780 Ph: 1-800-823-8082 Fax: 508-823-8181 WWW.asTROdYNE.COM MECHaNICaL dIMENsIONs Pin # single Outputs dual Outputs 1 + Input + Input 2 - Input - Input 3 + Output + Output 4 N/A Common 5 - Output - Output 6 Control Control OUTPUT dERaTING CURVE Dimensions are in Inches (mm) Bottom View + VIN 2.00 (50.80) 0.60 (15.24) 0.25 (6.35) 0.27 (6.8) 0.04 (1.016) 0.40 (10.16) 0.10 (2.54) 1.40 (35.56) + VOUT COM 1 2 6 3 4 5 - VIN CONTROL - VOUT 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ambient Temp °C |