công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATH30T05 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Astec America, Inc

tên linh kiện ATH30T05
Giải thích chi tiết về linh kiện  30-A, 5-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Modules
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTEC [Astec America, Inc]
Trang chủ  http://www.astecinc.com/
Logo ASTEC - Astec America, Inc

ATH30T05 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Astec America, Inc

Back Button ATH30T05 Datasheet HTML 7Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 8Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 9Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 10Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 11Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 12Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 13Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 14Page - Astec America, Inc ATH30T05 Datasheet HTML 15Page - Astec America, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Application Notes
ATH Series of Wide-Output Adjust Power
Modules (3.3/5-V Input)
North America (USA): 1-888-41-ASTEC
Europe (UK): 44(1384)842-211
Asia (HK): 852-2437-9662
Figure 3–6; Simultaneous Power Up with Auto-Track™ Control
PTH05010W
1
10
4
5
6
2
3
98
Track
V
IN
V
O
GND
Inhibit
PTH05020W
1
10
4
5
6
2
3
98
Track
V
IN
V
O
GND
Inhibit
7
C
OUT
C
OUT
C
IN
C
IN
Vo
2 =1.8 V
Vo
1 =3.3 V
U1
U2
+5 V
0 V
On/Off Control
1 = Power Down
0 = Power Up
Q1
BSS138
C1
0.1 µF
R1
100 k
R
2
698
R
3
5k49
7
Figure 3–5; Sequenced Power Up & Power Down Using Auto-Track
Figure 3–7; Simultaneous Power Down with Auto-Track™ Control
Vo1 (1 V/Div)
Vo2 (1 V/Div)
On/Off Input
(5 V/Div)
HORIZ SCALE: 10 ms/Div
Vo1 (1 V/Div)
Vo2 (1 V/Div)
On/Off Input
(5 V/Div)
HORIZ SCALE: 10 ms/Div
ATH22T05-9S
ATH15T05-9S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com