công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT240 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - SYC Electronica

tên linh kiện 74HCT240
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver; 3-state; inverting
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

74HCT240 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - SYC Electronica

Back Button 74HCT240 Datasheet HTML 5Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 6Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 7Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 8Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 9Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 10Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 11Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 12Page - SYC Electronica 74HCT240 Datasheet HTML 13Page - SYC Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
74HC_HCT240_3
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 2 August 2007
9 of 18
NXP Semiconductors
74HC240; 74HCT240
Octal buffer/line driver; 3-state; inverting
Measurement points are given in Table 8.
VOL and VOH are typical voltage output drop that occur with the output load.
Fig 7.
3-state enable and disable times
001aae014
tPLZ
tPHZ
outputs
disabled
outputs
enabled
VY
VX
outputs
enabled
nYn output
LOW-to-OFF
OFF-to-LOW
nYn output
HIGH-to-OFF
OFF-to-HIGH
nOE input
VI
VOL
VOH
VCC
VM
GND
GND
tPZL
tPZH
VM
VM
Table 8.
Measurement points
Type
Input
Output
VM
VM
VX
VY
74HC240
0.5
× VCC
0.5
× VCC
0.1
× VCC
0.9
× VCC
74HCT240
1.3 V
1.3 V
0.1
× VCC
0.9
× VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18