công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALD18 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Astec America, Inc

tên linh kiện ALD18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Output 16th Brick: 60Watts
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTEC [Astec America, Inc]
Trang chủ  http://www.astecinc.com/
Logo ASTEC - Astec America, Inc

ALD18 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Astec America, Inc

Back Button ALD18 Datasheet HTML 4Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 5Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 6Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 7Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 8Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 9Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 10Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 11Page - Astec America, Inc ALD18 Datasheet HTML 12Page - Astec America, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
Technical Reference Notes
ALD12/18/20/25 Series
(Single Output 16
th Brick)
MODEL: ALD12/18/20/25 SERIES
SHEET 8 OF 20
AUGUST 17, 2005 – REVISION C
Performance Curves
5V Version
Figure 8. 5V Startup Characteristic at VIN = 48Vdc, IO =
Full Load, TA = 25°C.
Figure 9. 5V Output Ripple at VIN = 48Vdc, IO = Full
Load, TA = 25°C.
Figure 6. 5V Efficiency vs. output current at various
input line conditions, TA = 25°C.
Efficiency vs. Output Current, T
A=25°C
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
02
468
10
12
Output Current (Amps)
Vin = 36Vdc
Vin = 48Vdc
Vin = 75Vdc
Power Dissipation vs. Output Current, T
A=25°C
0
2
4
6
8
10
02468
10
12
Output Current (Amps)
Vin = 36 Vdc
Vin = 48 Vdc
Vin = 75 Vdc
Figure 7. 5V Power Dissipation vs. load current at
various input line conditions, TA = 25°C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com