công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HCT652AP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HCT652AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Bus Transceiver/Register (3-state)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HCT652AP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HCT652AP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HCT652AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
TC74HCT652AP
2007-10-01
1
TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HCT652AP
Octal Bus Transceiver/Register (3-state)
The TC74HCT652A is high speed CMOS OCTAL BUS
TRANSCEIVER/REGISTER fabricated with silicon gate C2MOS
technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent
LSTTL while maintaining the CMOS low power dissipation.
Its inputs are compatible with TTL, NMOS, and CMOS output
voltage levels.
This device is bus transceiver with 3-state outputs, D-type
flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed
transmission of data directly from the internal registers.
ALL inputs are equipped with protection circuits against static
discharge or transient excess voltage.
Features (Note 1) (Note 2)
• High speed: fmax = 60 MHz (typ.) at VCC = 5 V
• Low power dissipation: ICC = 4 μA (max) at Ta = 25°C
• Compatible with TTL output: VIH = 2.0 V (min)
VIL = 0.8 V (max)
• Output drive capability: 15 LSTTL loads
• Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL = 6 mA (min)
• Balanced propagation delays: tpLH ∼− tpHL
• Pin and function compatible with 74LS652
Note 1: Do not apply a signal to any bus terminal when it is in the out put mode. Damage may result.
Note 2: All floating (high impedance) bus terminals must have their input levels fixed by means of pull up or pull
down resistors.
Pin Assignment
Weight: 1.50 g (typ.)


Số phần tương tự - TC74HCT652AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT652AP TOSHIBA-TC74HCT652AP Datasheet
279Kb / 6P
OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
More results

Mô tả tương tự - TC74HCT652AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT646A PHILIPS-74ABT646A Datasheet
117Kb / 14P
Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 17
74HC652 PHILIPS-74HC652 Datasheet
104Kb / 10P
Octal bus transceiver/register; 3-state
September 1993
74LVC646A PHILIPS-74LVC646A Datasheet
138Kb / 16P
Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Jul 29
logo
STMicroelectronics
M74HC651 STMICROELECTRONICS-M74HC651 Datasheet
202Kb / 12P
HC652 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE HC651 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE, INV.
Oct-1993
M74HCT651 STMICROELECTRONICS-M74HCT651 Datasheet
199Kb / 12P
HCT651 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE, INV. HCT652 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE
Oct-1993
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC646AP TOSHIBA-TC74HC646AP Datasheet
307Kb / 7P
OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
18-Aug-1998
TC74HC652AP TOSHIBA-TC74HC652AP Datasheet
311Kb / 7P
OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
18-Aug-1998
TC74HCT646AP TOSHIBA-TC74HCT646AP Datasheet
277Kb / 6P
OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
TC74HCT652AP TOSHIBA-TC74HCT652AP Datasheet
279Kb / 6P
OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74ABT646A NXP-74ABT646A Datasheet
112Kb / 19P
Octal bus transceiver/register; 3-state
Rev. 03-15 March 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com