công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JDV2S10FS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện JDV2S10FS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Type VCO for the UHF band
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

JDV2S10FS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  JDV2S10FS Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor JDV2S10FS Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
JDV2S10FS
2007-11-01
1
TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
JDV2S10FS
VCO for the UHF band
• High capacitance ratio: C0.5V/C2.5V =2.55 (typ.)
• Low series resistance: rs = 0.35 Ω (typ.)
• This device is suitable for use in a small-size tuner.
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Reverse voltage
VR
10
V
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature range
Tstg
−55~150
°C
Note: Using continuously under heavy loads (e.g. the application of high
temperature/current/voltage and the significant change in
temperature, etc.) may cause this product to decrease in the
reliability significantly even if the operating conditions (i.e.
operating temperature/current/voltage, etc.) are within the
absolute maximum ratings.
Please design the appropriate reliability upon reviewing the
Toshiba Semiconductor Reliability Handbook (“Handling
Precautions”/“Derating Concept and Methods”) and individual
reliability data (i.e. reliability test report and estimated failure rate,
etc).
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Reverse voltage
VR
IR = 1 μA
10
⎯
⎯
V
Reverse current
IR
VR = 10 V
⎯
⎯
3
nA
C0.5V
VR = 0.5 V, f = 1 MHz
7.3
⎯
8.4
Capacitance
C2.5V
VR = 2.5 V, f = 1 MHz
2.75
⎯
3.4
pF
Capacitance ratio
C0.5V/C2.5V
⎯
2.4
2.55
⎯
⎯
Series resistance
rs
VR = 1 V, f = 470 MHz
⎯
0.35
0.5
Ω
Note: Signal level when capacitance is measured: Vsig = 500 mVrms
Marking
Unit: mm
JEDEC
―
JEITA
―
TOSHIBA
1-1L1A
Weight: 0.0006 g (typ.)
F
0.2
0.1±0.05
0.6±0.05
A
0.48+0.02
-0.03
±0.05
A
M
0.07


Số phần tương tự - JDV2S10FS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
JDV2S10FS TOSHIBA-JDV2S10FS_14 Datasheet
129Kb / 2P
TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
More results

Mô tả tương tự - JDV2S10FS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
MA26V07 PANASONIC-MA26V07 Datasheet
72Kb / 3P
Silicon epitaxial planar type For VCO
MA27V15 PANASONIC-MA27V15 Datasheet
79Kb / 3P
Silicon epitaxial planar type For VCO
MA26V14 PANASONIC-MA26V14 Datasheet
39Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type For VCO
logo
Toshiba Semiconductor
JDV2S16FS TOSHIBA-JDV2S16FS Datasheet
106Kb / 2P
VCO for the UHF band
JDV2S01E-07 TOSHIBA-JDV2S01E-07 Datasheet
127Kb / 3P
Silicon Epitaxial Planar Type VCO for UHF band
JDV2S02FS TOSHIBA-JDV2S02FS Datasheet
106Kb / 2P
VCO for the UHF band
JDV2S05E TOSHIBA-JDV2S05E_07 Datasheet
127Kb / 3P
Silicon Epitaxial Planar Type VCO for UHF band
JDV2S05FS TOSHIBA-JDV2S05FS Datasheet
111Kb / 3P
Silicon Epitaxial Planar Type VCO for the UHF band
JDV2S08FS TOSHIBA-JDV2S08FS Datasheet
115Kb / 3P
VCO for the UHF band
logo
Panasonic Semiconductor
MA2SV04 PANASONIC-MA2SV04_13 Datasheet
229Kb / 3P
Silicon epitaxial planar type For VCO
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com