công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC4538AP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC4538AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC4538AP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74HC4538AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4538AP Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
TC74HC4538AP/AF/AFN/AFT
2007-10-01
7
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Test Condition
Ta = 25°C
Ta = −40 to
85°C
Characteristics
Symbol
VCC
(V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
High-level input
voltage
VIH
―
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
―
―
―
―
―
―
1.50
3.15
4.20
―
―
―
V
Low-level input
voltage
VIL
―
2.0
4.5
6.0
―
―
―
―
―
―
0.50
1.35
1.80
―
―
―
0.50
1.35
1.80
V
IOH = −20 μA
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
2.0
4.5
6.0
―
―
―
1.9
4.4
5.9
―
―
―
High-level output
voltage
(Q, Q)
VOH
VIN
= VIH or
VIL
IOH = −4 mA
IOH = −5.2 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
―
―
4.13
5.63
―
―
V
IOL = 20 μA
2.0
4.5
6.0
―
―
―
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
―
―
―
0.1
0.1
0.1
Low-level output
voltage
(Q, Q)
VOL
VIN
= VIH or
VIL
IOL = 4 mA
IOL = 5.2 mA
4.5
6.0
―
―
0.17
0.18
0.26
0.26
―
―
0.33
0.33
V
Input leakage
current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
―
―
±0.1
―
±1.0
μA
T2 terminal input
leakage current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
―
―
±0.5
―
±5.0
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
6.0
―
―
4.0
―
40.0
μA
Active-state supply
current
(Note)
ICC
VIN = VCC or GND
T2 ext = 0.5 VCC
2.0
4.5
6.0
―
―
―
40
200
300
120
300
600
―
―
―
160
400
800
μA
Note:
Per circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com