công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC174AP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC174AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex D-Type Flip Flop with Clear
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC174AP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC174AP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
TC74HC174AP/AF/AFN
2007-10-01
1
TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC174AP,TC74HC174AF,TC74HC174AFN
Hex D-Type Flip Flop with Clear
The TC74HC174A is a high speed CMOS D-TYPE FLIP FLOP
fabricated with silicon gate C2MOS technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent
LSTTL while maintaining the CMOS low power dissipation.
Information signals applied to the D inputs are transferred to
the Q outputs on the positive going edge of the clock pulse.
When the CLR input is held low, the Q outputs are in the low
logic level independent of the other inputs.
All inputs are equipped with protection circuits against static
discharge or transient excess voltage.
Features
• High speed: fmax = 71 MHz (typ.) at VCC = 5 V
• Low power dissipation: ICC = 4 μA (max) at Ta = 25°C
• High noise immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC (min)
• Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL = 4 mA (min)
• Balanced propagation delays: tpLH ∼− tpHL
• Wide operating voltage range: VCC (opr) = 2~6 V
• Pin and function compatible with 74LS174
Pin Assignment
IEC Logic Symbol
Note: xxxFN (JEDEC SOP) is not available in
Japan.
TC74HC174AP
TC74HC174AF
TC74HC174AFN
Weight
DIP16-P-300-2.54A
: 1.00 g (typ.)
SOP16-P-300-1.27A
: 0.18 g (typ.)
SOL16-P-150-1.27
: 0.13 g (typ.)


Số phần tương tự - TC74HC174AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC174AP TOSHIBA-TC74HC174AP Datasheet
274Kb / 7P
HEX D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
17-May-2001
More results

Mô tả tương tự - TC74HC174AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74F174A TI-SN74F174A Datasheet
69Kb / 5P
HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F Datasheet
250Kb / 7P
HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
06-Aug-1997
TC74HC174AP TOSHIBA-TC74HC174AP Datasheet
274Kb / 7P
HEX D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
17-May-2001
TC74LVX174F TOSHIBA-TC74LVX174F_07 Datasheet
244Kb / 9P
Hex D-Type Flip-Flop with Clear
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F_07 Datasheet
233Kb / 10P
Hex D-Type Flip Flop with Clear
logo
STMicroelectronics
74AC174 STMICROELECTRONICS-74AC174_01 Datasheet
257Kb / 11P
HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
Apr-2001
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC174F TOSHIBA-TC74AC174F_12 Datasheet
226Kb / 9P
Hex D-Type Flip Flop with Clear
TC74ACT174F TOSHIBA-TC74ACT174F_12 Datasheet
261Kb / 8P
Hex D-Type Flip Flop with Clear
29-Feb-2012
logo
Texas Instruments
74AC11174 TI1-74AC11174_10 Datasheet
104Kb / 8P
HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F_V01 Datasheet
280Kb / 9P
Hex D-Type Flip Flop with Clear
31-Jan-2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com