công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLP227GA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLP227GA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photo Relay
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP227GA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP227GA Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP227GA, TLP227GA-2
2007-10-01
5
0.1
−20
0
20
40
60
80
100
0.3
1
3
10
300
VOFF = 400 V
30
100
tON, tOFF – Ta
IOFF – Ta
Input current IF (mA)
Ambient temperature Ta (°C)
Ambient temperature Ta (°C)
tON, tOFF – IF
tON
tOFF
VDD = 20 V, RL = 200 Ω
IF = 5 mA
0
−20
0
20
40
60
80
100
−40
1000
800
600
400
200
3000
1000
300
100
500
30
50
0.5
1
3
5
10
30
100
50
Ta
= 25°C
IF = 5 mA
VDD = 20 V
RL = 200 Ω
tOFF
tON



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com