| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC74HC42AF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC74HC42AF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
2 / 9 page ![]() TC74HC42AP/AF/AFN 2007-10-01 2 IEC Logic Symbol Truth Table BCD Inputs Decimal Outputs Code No. D C B A 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 0 L L L L L H H H H H H H H H 1 L L L H H L H H H H H H H H 2 L L H L H H L H H H H H H H 3 L L H H H H H L H H H H H H 4 L H L L H H H H L H H H H H 5 L H L H H H H H H L H H H H 6 L H H L H H H H H H L H H H 7 L H H H H H H H H H H L H H 8 H L L L H H H H H H H H L H 9 H L L H H H H H H H H H H L ⎯ H X H X H H H H H H H H H H ⎯ H H X X H H H H H H H H H H X: Don’t care System Diagram |