| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74HC4050 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Solid State Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74HC4050 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Solid State Inc |
|
4 / 7 page ![]() December 1990 4 Philips Semiconductors Product specification Hex high-to-low level shifter 74HC4050 Fig.4 Functional diagram. Fig.5 Input protection for HC4050. Single sided thick oxide field effect metal gate transistor as input protection. FUNCTION TABLE (1) Note 1. H = HIGH voltage level L = LOW voltage level INPUT OUTPUT nA nY L H L H Fig.6 Logic diagram (one level shifter). www.sycelectronica.com.ar |