| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC7WH04FU bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7WH04FU bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
4 / 7 page ![]() TC7WH04FU/FK 2007-11-01 4 Noise Characteristics (Ta = 25°C, input: tr = tf = 3 ns) Characteristics Symbol Test Condition VCC (V) Typ. Limit Unit Quiet output maximum dynamic VOL VOLP CL = 50 pF 5.0 0.3 0.8 V Quiet output minimum dynamic VOL VOLV CL = 50 pF 5.0 −0.3 −0.8 V Minimum high level dynamic input voltage VIHD CL = 50 pF 5.0 ⎯ 3.5 V Maximum low level dynamic input voltage VILD CL = 50 pF 5.0 ⎯ 1.5 V Input Equivalent Circuit |