| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TMP86C829BUG bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMP86C829BUG bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Toshiba Semiconductor |
|
13 / 196 page ![]() v 15.2.2 Frame frequency................................................................................................................................. 156 15.2.3 Driving method for LCD driver ............................................................................................................ 157 15.2.3.1 When using the booster circuit (LCDCR<BRES>="1") 15.2.3.2 When using an external resistor divider (LCDCR<BRES>="0") 15.3 LCD Display Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 15.3.1 Display data setting ............................................................................................................................ 159 15.3.2 Blanking .............................................................................................................................................. 160 15.4 Control Method of LCD Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 15.4.1 Initial setting........................................................................................................................................ 161 15.4.2 Store of display data ........................................................................................................................... 161 15.4.3 Example of LCD drive output.............................................................................................................. 164 16. Input/Ouput Circuitry 16.1 Control Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 16.2 Input/Output Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 17. Electrical Characteristics 17.1 Absolute Maximum Ratings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 17.2 Recommended Operating Condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 17.3 DC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 17.4 AD Conversion Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 17.5 AC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 17.6 Timer Counter 1 input (ECIN) Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 17.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 17.6 ............................................................................................................................................................... 176 17.6 ............................................................................................................................................................... 176 17.7 Recommended Oscillating Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 17.8 Handling Precaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 18. Package Dimensions This is a technical document that describes the operating functions and electrical specifications of the 8-bit microcontroller series TLCS-870/C (LSI). |