công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HU1V220LS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

tên linh kiện HU1V220LS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CHIP TYPE, MID-TO-HIGH VOLTAGE
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Trang chủ  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

HU1V220LS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  HU1V220LS Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 7Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 8Page - DB Lectro Inc HU1V220LS Datasheet HTML 9Page - DB Lectro Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
HU Series
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
160
200
250
400
450
WV
F
Case size
R.C.
Case size
R.C.
Case size
R.C.
Case size
R.C.
Case size
R.C.
3.3
12.5 x 13.5
40
4.7
12.5 x 13.5
65
12.5 x 16
50
12.5 x 16
50
10
12.5 x 13.5
80
12.5 x 16
105
16 x 16.5
85
16 x 16.5
85
22
12.5 x 13.5
85
12.5 x 16
110
16 x 16.5
180
33
12.5 x 13.5
95
16 x 16.5
220
16 x 21.5
230
47
16 x 16.5
260
16 x 21.5
270
68
16 x 21.5
320
Case size
D L (mm), ripple current (mA rms) at 105 C 120Hz
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT
Frequency
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
Coefficient
0.80
1.00
1.25
1.40
1.60
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for
your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com