công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISUM6095 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISUM6095
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Rectifier Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISUM6095 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISUM6095 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6095 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6095 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
ISUM6095
eq DMA200YC1600NA
Standard Rectifier Diode
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
·
Very low leakage current
·
Very low forward voltage drop
·
Isolation Voltage
APPLICATIONS
·
Diode for main rectification
·
For single and three phase bridge
configurations
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRRM
Recurrent Peak Reverse Voltage
1700
V
IDAV
bridge output current
Tc = 100°C
200
A
IFSM
Max. forward surge current
t = 10 ms; (50 Hz), sine TJ= 45°C
1000
A
t = 8,3 ms; (60 Hz), sine VR= 0 V
1080
t = 10 ms; (50 Hz), sine TJ= 150°C
850
t = 8,3 ms; (60 Hz), sine VR= 0 V
920
I²t
Value for fusing
t = 10 ms; (50 Hz), sine TJ= 45°C
5.0
kA²s
t = 8,3 ms; (60 Hz), sine VR= 0 V
4.85
t = 10 ms; (50 Hz), sine TJ= 150°C
3.62
t = 8,3 ms; (60 Hz), sine VR= 0 V
3.52
TJ
Max. Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
VISOL
isolation voltage t = 1 minute
2500
V
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case per Diode
0.45
℃
/W


Số phần tương tự - ISUM6095

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISUM6092 ISC-ISUM6092 Datasheet
522Kb / 2P
RECTIFICATION BRIDGE
ISUM6093 ISC-ISUM6093 Datasheet
526Kb / 2P
Ultrafast Diode
More results

Mô tả tương tự - ISUM6095

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
MDMA380P2200KC ISC-MDMA380P2200KC Datasheet
275Kb / 2P
Standard Rectifier Diode
logo
ZHEJIANG HUAJING RECTIF...
KP20A HUAJING-KP20A Datasheet
1Mb / 6P
Standard Rectifier Diode
KP10A HUAJING-KP10A Datasheet
917Kb / 7P
Standard Rectifier Diode
KP30A HUAJING-KP30A Datasheet
845Kb / 6P
Standard Rectifier Diode
KP50A HUAJING-KP50A Datasheet
747Kb / 5P
Standard Rectifier Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
LD411660 ISC-LD411660 Datasheet
281Kb / 2P
Standard Rectifier Diode
logo
ZHEJIANG HUAJING RECTIF...
ZP5A HUAJING-ZP5A Datasheet
503Kb / 3P
Standard Rectifier Diode
ZP30A HUAJING-ZP30A Datasheet
525Kb / 3P
Standard Rectifier Diode
ZP50A HUAJING-ZP50A Datasheet
854Kb / 5P
Standard Rectifier Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
LD814045 ISC-LD814045 Datasheet
281Kb / 2P
Standard Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com