công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

18D751K bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - TYEE Products Inc

tên linh kiện 18D751K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Varistor Specification
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TYEE [TYEE Products Inc]
Trang chủ  http://www.tyeeusa.com/
Logo TYEE - TYEE Products Inc

18D751K bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - TYEE Products Inc

Back Button 18D751K Datasheet HTML 4Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 5Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 6Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 7Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 8Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 9Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 10Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 11Page - TYEE Products Inc 18D751K Datasheet HTML 12Page - TYEE Products Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
Dimension Table
Unit:mm
Model
Symbol
D(max.)
7.5
9.0
14.0
17.5
23.0
25.0
H(max.) 10.0
12.0
17.0
20.5
26.0
28.0
W(±1.0)
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
10.0
L(min.)
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
d(±0.02)
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
1.0
T(max). Table
Unit:mm
Part No
05D
07D
10D
14D
18D
20D
Part No
05D
07D
10D
14D
18D
20D
180K
3.3
3.5
3.9
4.0
4.2
4.3
301K
3.9
4.1
4.3
4.4
4.6
4.7
220K
3.6
3.8
4.2
4.3
4.5
4.6
331K
4.0
4.2
4.5
4.6
4.8
4.9
270K
3.8
4.0
4.4
4.5
4.7
4.8
361K
4.1
4.3
4.7
4.8
5.0
5.1
330K
3.3
3.5
3.9
4.0
4.2
4.3
391K
4.2
4.4
4.8
4.9
5.1
5.2
390K
3.5
3.7
4.1
4.2
4.4
4.5
431K
4.4
4.6
5.0
5.1
5.3
5.4
470K
3.7
3.9
4.3
4.4
4.6
4.7
471K
4.6
4.8
5.2
5.3
5.5
5.6
560K
4.0
4.2
4.6
4.7
4.9
5.0
511K
4.8
5.0
5.3
5.4
5.6
5.7
680K
4.3
4.5
4.9
5.0
5.2
5.3
561K
5.0
5.2
5.5
5.6
5.7
5.9
820K
3.3
3.5
3.9
4.0
4.2
4.3
621K
5.3
5.5
5.7
5.8
6.0
6.1
101K
3.6
3.8
4.2
4.3
4.5
4.6
681K
5.4
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
121K
3.8
4.0
4.4
4.5
4.7
4.8
751K
5.6
5.8
6.0
6.1
6.3
6.4
151K
4.1
4.3
4.7
4.8
5.0
5.1
781K
5.8
6.0
6.3
6.4
6.6
6.7
181K
3.2
3.4
3.8
3.9
4.1
4.2
821K
x
6.3
6.5
6.6
6.8
6.9
201K
3.3
3.5
3.9
4.0
4.2
4.3
911K
x
x
6.6
6.7
6.9
7.0
221K
3.4
3.6
4.0
4.1
4.3
4.4
102K
x
x
7.0
7.1
7.3
7.4
241K
3.5
3.7
4.1
4.2
4.4
4.5
112K
x
x
7.4
7.5
7.7
7.9
271K
3.7
3.9
4.2
4.3
4.5
4.6
182K
x
x
x
11.5
11.7
11.9
Packing Quantity
2000
2000
20000
10000
6000
4000
10000
5000
3000
2000
1000
1000
500
500
Min. Q'ty(pcs)
/Carton
Part No.
Min. Q'ty(pcs)
/ Bags
Min. Q'ty(pcs)
/Inner Box
250
250
1000
1000
14DXXXK
18DXXXK
20DXXXK
05DXXXK
07DXXXK
10DXXXK
Dimension of Standard Products
18D
20D
05D
07D
10D
14D
TYEE Products Inc.
http://www.tyeeusa.com/
Page:8/15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com