công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDQ5V0MAHT-HF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CPDQ5V0MAHT-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CPDQ5V0MAHT-HF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comchip Technology

  CPDQ5V0MAHT-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CPDQ5V0MAHT-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CPDQ5V0MAHT-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CPDQ5V0MAHT-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Mechanical data
- Case: DFN1006-2L package,
molded plastic.
- Mounting position: Any.
RoHS Device
Halogen Free
Page 1
Comchip Technology CO., LTD.
QW-JP144
REV:B
SMD ESD Protection Diode
Dimensions in inches and (millimeter)
DFN1006-2L
0.016(0.40)
0.014(0.35)
0.002(0.05)
Max.
0.041(1.05)
0.039(0.99)
0.026(0.65)
0.023(0.59)
0.021(0.53)
0.017(0.43)
0.011(0.27)
0.007(0.17)
0.026(0.65)
REF
Features
Maximum Rating (at TA=25°C unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
Conditions
Peak pulse power
PPP
W
Operating temperature range
TJ
°C
Storage temperature range
TSTG
°C
ESD
kV
IEC 61000-4-2(air)
IEC 61000-4-2(contact)
ESD capability
Peak pulse current
IPP
A
TP = 8/20µs
TP = 8/20µs
-55 to +125
-55 to +150
±30
90
- Small body outline dimensions.
- Protects one I/O or power line.
- Low leakage current.
Circuit Diagram
0.003(0.075)
REF
0.003(0.075)
0.007(0.175)
0.003(0.075)
0.007(0.175)
0.003(0.07)
REF
Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)
Symbol
Typ
Parameter
Min
Unit
Conditions
VC
V
V
VRWM
5
V
Max
VBR
V
IT = 1mA
6
Reverse leakage current
IR
VRWM = 5V
Reverse stand-off voltage
200
0.01
Junction capacitance
CJ
pF
VR = 0V, f = 1MHz
240
200
Dynamic resistance (Note 1, 2)
RDYN
Clamping voltage (Note 1)
VC
Reverse breakdown voltage
Clamping voltage
Ω
IPP = 16A, TP = 100ns
IPP = 4A, TP = 100ns
nA
Notes: 1. TLP setting: tp=100ns, tr=0.2ns, ITLP and VTLP sample window: t1=70ns to t2=90ns.
2. Dynamic resistance calculated from IPP=4A to IPP=16A using “Best Fit”.
VC
V
10
IPP = 90A, TP = 8/20µs
- IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (air/contact)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 90A (8/20µs)
1080
Pin 1
Pin 2
6.49
6.66
CPDQ5V0MAHT-HF
12


Số phần tương tự - CPDQ5V0MAHT-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CPDQ5V0MSBP-HF COMCHIP-CPDQ5V0MSBP-HF Datasheet
516Kb / 5P
SMD ESD Protection Diode
REV:B
More results

Mô tả tương tự - CPDQ5V0MAHT-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CPDERT5V0U-HF COMCHIP-CPDERT5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDF24V0U-HF COMCHIP-CPDF24V0U-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDFR COMCHIP-CPDFR Datasheet
92Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDT-5V0U-HF COMCHIP-CPDT-5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR035V0U-HF COMCHIP-CPDTR035V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR055V0C-HF COMCHIP-CPDTR055V0C-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDV5-5V0U COMCHIP-CPDV5-5V0U_12 Datasheet
96Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDQT3V3U-HF COMCHIP-CPDQT3V3U-HF Datasheet
559Kb / 3P
SMD ESD Protection Diode
CPDUR5V0C-HF COMCHIP-CPDUR5V0C-HF Datasheet
238Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDVR083V3U COMCHIP-CPDVR083V3U Datasheet
109Kb / 5P
SMD ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com