công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC5172 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SC5172
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Triple Diffused Type (PCT process) Switching Regulator and High-Voltage Switching Applications
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SC5172 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  2SC5172 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SC5172 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SC5172 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SC5172 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SC5172 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2SC5172
2006-11-10
4
Pulse width tw (s)
rth – tw
Collector-emitter voltage VCE (V)
Safe Operating Area
0.01
2
10
1000
10
*: Single nonrepetitive pulse
Tc = 25°C
Curves must be derated
linearly with increase in
temperature.
IC max
(continuous)
IC max (pulsed)*
VCEO max
DC operation
Tc = 25°C
1 ms*
10 ms*
100 ms*
1
0.3
0.1
0.03
100
100 μs*
10 μs*
3
0.001
1000
10
100
0.01
0.1
30
0.3
3
1
100
10
1
0.1
Curves should be applied in thermal limited area.
(single nonrepetitive pulse)
(1) Infinite heat sink
(2) No heat sink
(1)
(2)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com