công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM324
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Quad Operational Amplifiers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM324 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM324 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LM324 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Typical Single-Supply Applications (V+ = 5.0 V
DC)
Non-Inverting DC Gain (0V Input = 0V Output)
DS009299-5
*R not needed due to temperature independent IIN
DC Summing Amplifier
(V
IN’S ≥ 0VDC and VO ≥ VDC)
DS009299-6
Where: V0 =V1 +V2 −V3 −V4
(V1 +V2) ≥ (V3 +V4) to keep VO > 0VDC
Power Amplifier
DS009299-7
V0 =0 VDC for VIN =0 VDC
AV =10
www.national.com
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com