công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LZ2D331KR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

tên linh kiện LZ2D331KR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CHIP TYPE, LOW IMPEDANCE
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Trang chủ  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

LZ2D331KR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  LZ2D331KR Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 7Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 8Page - DB Lectro Inc LZ2D331KR Datasheet HTML 9Page - DB Lectro Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
LZ Series
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
6.3
10
16
WV
F
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
10
4 x 5.4
3.0
60
15
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
22
4 x 5.4
3.0
60
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
33
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
47
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
68
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
6.3 x 5.4
1.0
140
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
100
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
150
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
6.3 x 7.7
0.6
230
220
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
6.3 x 7.7
0.6
230
8 x 10.5
(6.3 x 7.7)
0.30
(0.6)
450
(230)
330
6.3 x 7.7
0.6
230
8 x 10.5
0.30
450
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.15
(0.30)
670
(450)
470
8 x 10.5
0.30
450
8 x 10.5
0.30
450
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.15
(0.30)
670
(450)
680
8 x 10.5
0.30
450
10 x 10.5
0.15
670
10x 10.5
0.15
670
1000
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.15
(0.30)
670
(450)
10 x 10.5
0.15
670
10 x 10.5
0.15
670
1500
10 x 10.5
0.15
670
25
35
50
WV
F
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
1
4 x 5.4
3.0
60
4 x 5.4
5.0
30
1.5
4 x 5.4
3.0
60
4 x 5.4
5.0
30
2.2
4 x 5.4
3.0
60
4 x 5.4
5.0
30
3.3
4 x 5.4
3.0
60
4 x 5.4
5.0
30
4.7
4 x 5.4
3.0
60
4 x 5.4
3.0
60
5 x 5.4
3.0
50
6.8
4 x 5.4
3.0
60
5 x 5.4
1.8
95
6.3 x 5.4
2.0
70
10
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
5 x 5.4
(4 x 5.4)
1.8
(3.0)
95
(60)
6.3 x 5.4
2.0
70
15
6.3 x 5.4
1.8
95
5 x 5.4
1.8
95
6.3 x 5.4
2.0
70
22
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
1.0
(2.0)
120
(70)
33
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
1.0
(1.8)
140
(95)
6.3 x 5.4
1.0
140
6.3 x 7.7
1.0
120
47
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.6
(1.0)
230
(140)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.60
(1.0)
230
(140)
6.3 x 7.7
1.0
120
68
6.3 x 7.7
0.6
230
6.3 x 7.7
0.60
230
8 x 10.5
0.60
300
100
6.3 x 7.7
0.6
230
8 x 10.5
0.30
450
8 x 10.5
0.60
300
150
8 x 10.5
(6.3 x 7.7)
0.30
(0.6)
450
(230)
8 x 10.5
0.30
450
10 x 10.5
0.30
500
220
8 x 10.5
0.30
450
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.15
(0.30)
670
(450)
10 x 10.5
0.30
500
330
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.15
(0.30)
670
(450)
10 x 10.5
0.15
670
470
10 x 10.5
0.15
670
10 x 10.5
0.15
670
maximum impedance ( ) at 20 C 100kHz, ripple current (mA rms) at 105 C 100kHz
Frequency
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
Coefficient
0.35
0.50
0.64
0.83
1.00
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for
your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT
Case size
∅D×L (mm),
DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com