công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX2005 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX2005
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A/2APWM Control LED Driver with internal Switch
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX2005 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AXElite technology co. ltd

  AX2005 Datasheet HTML 1Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 2Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5/10
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev.1.6 Sep.24, 2019
AX2005/A
APPLICATION CIRCUIT
1. Normal application circuit (step-down)
C1
33uH
L1
R5
0.6Ω
VIN
D1
B340
C5
0.1uF
OVP
4
3
VGATE
1
VCC
8
VSS
2
COMP
7
FB
6
SW
5
AX2005/A
C6
0.1uF
C2
0.1uF
R1
C3
1uF
R4
R3
8.2K
LED-1
220uF
EN/SS
U1
ILED
R2
C7
15n
100Ω
D2
DIODE
Dimming
100Hz-50KHz
C4
470uF
LED-N
VOUT
VFB = 0.2V
ILED = VFB/R5
VOVP (OVP) = 0.85× (1+
)
R4
R1
20K
1kΩ
COUT ESR Range
R2
C7
30~80mΩ
470R 10nF
80~300mΩ
100R 15nF
2. AC input application circuit (Inverting)
C1
33uH
L1
R5
0.6Ω
D1
B340
C5
0.1uF
OVP
4
3
VGATE
1
VCC
8
VSS
2
COMP
7
FB
6
SW 5
AX2005/A
C6
0.1uF
C2
0.1uF
R4
C3
1uF
R1
R3
8.2K
LED-1
220uF
EN/SS
U1
R2
C7
33nF
560Ω
AC adapter
VOUT
LED-2
LED-3
LED-4
ILED
Bridge
rectifier
VFB = 0.2V
ILED = VFB/R5
VOVP (OVP) = 0.85× (1+
)
R4
R1
20K
C4
100uF
1kΩ
Part No.
ILED
R5
C1
L1
AX2005/A
350mA
0.57Ω
70mW
100uF
33uH
750mA
0.266Ω
150mW
220uF
1000mA
0.2Ω
200mW
330uF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com