| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72682 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72682 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 36 page ![]() ST72682 List of figures 5/36 List of figures Figure 1. Device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. 64-pin LQFP package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 3. Application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 4. Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 5. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 6. Clock frequency versus supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 7. Typical application with a crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 8. Two typical applications with unused I/O pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 9. Typical VIL and VIH standard I/Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 10. Typical RPU vs. VDD33 with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 11. Typical VOL at VDD33=3.3 V (I/O D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 12. Typical VOL at VDD33=3.3 V (I/O D4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 13. Typical VOL at VDD33=3.3 V (I/O D8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 14. Typical VDD33-VOH vs. VDD33 (I/O D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 15. Typical VDD33-VOH vs. VDD33 (I/O D4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 16. Typical VDD33-VOH vs. VDD33 (I/O D8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 17. Typical RON on RESET pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 18. Timing diagrams for input mode (with max load on CTRL signal = 50 pf) . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 19. Timing diagrams for output mode (with max CTRL signal = 50 pf, DATA) . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 20. USB signal eye diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 21. 64-pin Thin Quad Flat Package (10 x10) package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 |