công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX3984 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX3984
Giải thích chi tiết về linh kiện  23V/3A High Efficiency Synchronous Rectified Step Down DC/DC Converter
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX3984 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - AXElite technology co. ltd

Back Button AX3984 Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 10Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 11Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 12Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 13Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 14Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 15Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 16Page - AXElite technology co. ltd AX3984 Datasheet HTML 17Page - AXElite technology co. ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
15/17
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev.1.1 Nov.05, 2019
AX3984
AX3984 EVB Schematic
Application: Typical Application Circuit
VIN
BST
VSW
FB
COMP
GND
EN
L1
10uH
R2
10K
C1
22uF
C8
R3
C10
10nF/50V
Input
C6
22uF/25V
MLCC
R1
AX3984
C7
SS
C9
10nF
C12
Option
C5
0.1uF/25V
MLCC
Output
C2
22uF
R4
100K
EVB BOM List
Qty
Ref
Description
Package
3
C1, C2
Ceramic Capacitor X5R 16V
Murata-part number:GRM32ER61C226KE20L
1206
1
C6
Ceramic Capacitor X5R 25V
Murata-part number:GRM32ER61E226ME15L
1206
1
C5
Ceramic Capacitor
0603
1
L1
Inductor, Rated Current 3.5A
WE-part number: 744 066 100---10uH
SMD
4
R1, R2, R3, R4
Resistor, ±1%
0603
4
C8, C9, C10, C11
Ceramic Capacitor
0603
1
C7
C7 value is adjustable for the ESR of Cout
0603
1
U1(AX3984)
Step-Down DC/DC Converter
SOP8
VOUT (V)
R1(KΩ)
R3(KΩ)
C8(nF)
C7(pF)
C12(pF)
L (μH)
COUT (μF)
12
120
60.4
3.3
18
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)
5
44.2
30.9
3.3
33
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)
3.3
26.1
21
3.3
47
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)
2.5
17.4
16
3.3
68
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)
1.8
9.53
4.7
8.2
100
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)
1.2
3
3.9
8.2
150
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)
1
0.82
3
8.2
180
NC
10
22 x 2 (X5R 16V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com