công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX1008M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX1008M
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A Low Dropout Linear Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX1008M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AXElite technology co. ltd

  AX1008M Datasheet HTML 1Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 2Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX1008M Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4/11
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev.1.7 Sep.19, 2019
AX1008
Note 2: Line and load regulation are guaranteed up to the maximum power dissipation of 15W. Power dissipation is
determined by the difference between input and output and the output current. Guaranteed maximum power
dissipation will not be available over the full input/output range.
Note 3: Output is connected to the multi-layer PCB cupper area 10mm*5.5mm separately. If you need large PD or
lower Tc and Tj, please connect to the large cupper area >>10mm*5.5mm (like 10mm*10mm).
APPLICATION CIRCUIT
(1) EL CAP
5.0V to 3.3V Fixed Mode Regulator
C2
100uF
VIN=5V
VOUT=3.3V/5A
Tab is Vout
VIN
VOUT
GND
C1
100uF
Adjustable Regulator
R1
R2
C2
100uF
Tab is Vout
Adj
C1
100uF
220
100
Ω
Ω
)
R1
R2
(1
VREF
VOUT
VOUT=1.8V/5A
VIN=5V
VIN
VOUT
(2) MLCC
5.0V to 3.3V Fixed Mode Regulator
C2
10uF
VIN=5V
VOUT=3.3V/5A
Tab is Vout
VIN
VOUT
GND
C1
10uF
Adjustable Regulator
R1
R2
C2
10uF
Tab is Vout
Adj
C1
10uF
220
100
Ω
Ω
)
R1
R2
(1
VREF
VOUT
VOUT=1.8V/5A
VIN=5V
VIN
VOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com