công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX3071 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX3071
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Input Range CC/CV Step Down Controller
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX3071 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AXElite technology co. ltd

  AX3071 Datasheet HTML 1Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 2Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX3071 Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
5/16
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev1.6 Oct.08, 2019
AX3071
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC=12V, TA=25°C (unless otherwise specified.) Mosfet use AMS4004*2.
Characteristics
Symbol
Test Conditions
Min Typ Max Units
Supply Voltage Range VIN
VCC
9
- 40
V
Supply Input Current
ICCQ COMP/EN=GND
-
2
-
mA
ICC
12Vin Vout=5V,No load
- 7.5 -
mA
ICC
30Vin Vout=5V,No load
- 15 20 mA
Power-On-Reset
VCC POR Threshold
VCCRTH VCC Rising.
7 7.5 8
V
VCCFTH VCC Falling.
6 6.5 7
Oscillator
Normal PWM Frequency
FOSC IOUT=200mA
96 120 144 KHz
Minimum On-Time
TON-MIN
- 200 -
ns
Duty Cycle Range
Duty
0
- 90
%
Reference
Reference Voltage
VREF
- 1.0 -
V
Reference Voltage Tolerance
-2 - +2
%
Line compensation Current
IFB
VSEN1 or VSEN2 =100mV
-
5
-
uA
PWM Error Amplifier
COMP Shutdown Threshold Voltage
- 0.4 -
V
COMP Source Current
VCOMP=VCOMP_H -1V
- 132 -
uA
COMP Sink Current
VCOMP=1V
- 126 -
uA
Current Sense Amplifier
Difference Voltage between
SEN- and SEN+
△VSEN
95 100 105 mV
Pre-Driver (Ensured by design)
UG Driver
source
-
7
-
Ω
sink
- 1.5 -
Ω
LG Driver
source
- 10 -
Ω
sink
- 1.2 -
Ω
Dead Time
UG low to LG high
- 40 -
nS
LG low to UG high
- 100 -
nS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com