công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV914X bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV914X
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLV914x 18V, Rail-to-Rail Input and Output, 125kHz Low Power (7μA/Channel) Operational Amplifier
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV914X bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Texas Instruments

Back Button TLV914X Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 51 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.25
3.0
2.6
2X 0.95
1.9
1.45
0.90
0.15
0.00
TYP
5X
0.5
0.3
0.6
0.3
TYP
8
0
TYP
1.9
(0.1)
(0.15)
4X 0 -15
4X 4 -15
A
3.05
2.75
B
1.75
1.45
(1.1)
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0005A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214839/K 08/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.
0.2
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
NOTE 5
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com