công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTC2000EB440 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện KTC2000EB440
Giải thích chi tiết về linh kiện  Canalis KT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

KTC2000EB440 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  KTC2000EB440 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric KTC2000EB440 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric KTC2000EB440 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Maximum voltage drop
<0.0019 V 1 에서 50 Hz with 1A for 100 m long
<0.0022 V 0.9 에서 50 Hz with 1A for 100 m long
<0.0022 V 0.8 에서 50 Hz with 1A for 100 m long
<0.0021 V 0.7 에서 50 Hz with 1A for 100 m long
마운팅 모드
By hook
취부 방식
Cantilever arm
Pendant
설치 방향
수평
수직
중성 포지션
오른쪽
tap-off unit interval
2000 mm
표준
IEC 61439-6
IEC 61439-1
제원 타입
Fix
너비
140 mm
높이
164 mm
색상
백색 RAL 9001)
제품 무게
196 kg
linear load
49 kg/m
사용환경
IP
등급
IP55 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도
IK08 conforming to IEC 62262
derating factor
0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (95 % of In)
40…45 °C (90 % of In)
45…50 °C (84 % of In)
50…55 °C (79 % of In)
포장 단위
Unit Type of Package 1
PCE
Number of Units in Package 1
1
Package 1 Height
16.4 cm
Package 1 Width
14.0 cm
Package 1 Length
400.0 cm
Package 1 Weight
198.6 kg
계약 보증
보증
18 개월
2
2025. 3. 21.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com