công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX3702ACA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX3702ACA
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5MHz, 2A, VFB=0.6V Synchronous Step-Down Converter
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX3702ACA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AXElite technology co. ltd

  AX3702ACA Datasheet HTML 1Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 2Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX3702ACA Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
AX3702
EN
Enable pin
H:normal operation
L:Shutdown
PVIN
Power Supply Input Pin
SVIN
Signal Supply Input Pin
SGND
Signal Ground Pin
FB
Output Feedback pin
SW
Switch output pin. Connect external inductor here. Minimize trace area at
this pin to reduce EMI.
PGND
Power Ground Pin
GND
Ground Pin
VIN
Power Supply Input Pin
NC
No Connect
ORDER/MARKING INFORMATION
Order Information
Top Marking (TDFN-10L)
Top Marking (SOT-23-5L)
3
Part number
ID code: internal
WW: 01~52
Year: 18=2018
19=2019
20=2020
21=2021
22=2022
Y Y W W X
7 0 2
:
45=2045
Top Marking (SOT-23-6L)
Top Marking (SOP-8L-EP)
Z
AX3702
WW:01~26 (A~Z)
27~52 (a~z)
Year: 8=2018
9=2019
B=2020
C=2021
D=2022
ID code:internal
gY WX
:
Z=2044
Logo
Y
AX 3
Part number
ID code:internal
WW: 01~52
Year: 18=2018
19=2019
20=2020
21=2021
22=2022
7 0 2
Y WW X
:
45=2045
3/22
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev1.4 Sep.30, 2021



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com