công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX3133ES bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX3133ES
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM Control 3A Step-Down Converter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX3133ES bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AXElite technology co. ltd

  AX3133ES Datasheet HTML 1Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 2Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX3133ES Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4/12
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev.1.1 Oct.16, 2019
AX3133
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC = 12V, TA=25°C, unless otherwise specified)
Characteristics
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max Units
Feedback Voltage
VFB
VCC = 10V~32V
IOUT = 0 to 2A
Tj=-20°C ~125°C
0.800 0.815 0.830
V
Quiescent Current
ICCQ
VFB=1.2V
force driver off
-
3
6
mA
Feedback Bias Current
IFB
IOUT=0.1A
-
0.1
0.5
uA
Shutdown Supply Current
ISD
VEN/SS =0V
-
3
6
mA
Current Limit
ICL
3.3
-
-
A
Adjustable frequency range
FOSC
50
-
380
KHz
Short frequency
FOSC1 VCC = 10V~32V
45
50
55
KHz
EN/SS Pin Shutdown Logic
input threshold voltage
VENL
-
-
0.8
V
EN/SS Pull high Current
IEN/SS VEN/SS=0V
-
5
-
uA
Internal MOSFET RDSON
RDSON VCC=12V, VFB=0V
-
60
110
mΩ
Efficiency
EFFI
VCC = 12V,
VOUT = 5V,
IOUT = 2A
-
91
-
%
VCC = 28V,
VOUT = 5V,
IOUT = 2A
87



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com