công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP92C820FG bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TMP92C820FG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Original CMOS 16-Bit Microcontroller
PDF  382 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TMP92C820FG bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TMP92C820FG Datasheet HTML 73Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 74Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 75Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 76Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 77Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 78Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 79Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 80Page - Toshiba Semiconductor TMP92C820FG Datasheet HTML 81Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 382 page
background image
TMP92C820
2007-02-16
92C820-75
3.5.8
Port 8 (P80 to P87)
Ports 80 to 87 are 8-bit output ports. Resetting sets output latch of P82 to “0” and output
latches of P80 to P81, P83 to P87 to “1”.
Port 8 also function as chip-select output ( CS0 to CS3 ), extend address output (EA24,
EA25), extend chip-select output ( CS2A , CS2B , CS2C , CS2D ), port 8 also function as
output pin for SDRAM controller ( SDCSL , SDCSH , SDCLK), Above setting is used the
function register P8FC. Writing “1” in the corresponding bit of P8FC, P8FC2 enables the
respective functions.
Resetting resets P87F of P8FC to “1”, P80F to P86F of P8FC to “0”, and P8FC2 to “0”, sets
all bits to output ports.
Figure 3.5.18 Port 8
Function control 2
(on bit basis)
Reset
P8FC2 write
Output lacth
P8 write
S
A
Selector
B
C
P8 read
P80 ( CS0 , SDCSH )
P81 ( CS1 , SDCSL )
P82 ( CS2 , CS2A )
P83 ( CS3 )
P84 (EA24, CS2B )
P85 (EA25, CS2C )
P86 ( CS2D )
P87 (SDCLK)
Function control
(on bit basis)
P8FC write
SDCSH
, SDCSL , CS2A , “1”, CS2B , CS2C , CS2D , “1”
CS0
, CS1 , CS2 , CS3 , EA24, EA25, “1”, SDCLK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com